PART |
Description |
Maker |
UCY74132 UCY7473 UCY7476 UCY7400 UCY7400N UCY7401N |
Czterokrotna dwuwej ciowa bramka NAND Czterokrotna dwuwej ciowa bramka闪存 (UCY74 Series) Czterokrotna dwuwej ciowa bramka NAND Czterokrotna dwuwej??ciowa bramka NAND UCY74 and UCA64 Series Czterobitowy komparator binarny Synchroniczny omiobitowy rejestr przesuwny z wejciem szeregowym i wyjciami rwnolegymi Synchroniczny omiobitowy rejestr przesuwny z wejciami rwnolegymi i wyjciem szeregowym Omiobitowy generator parzystoci Czterobitowa uniwersalna jednostka arytmetyczno-logiczna Synchroniczny binarny licznik rewersyjny (czterobitowy) Uniwersalny czterobitowy rejestr przesuwny Uniwersalny omiobitowy rejestr przesuwny Czterobitowy uniwersalny rejestr przesuwny Szedziesicioczterobitowa pami RAM Dekoder kodu BCD na kod siedmiosegmentowy Przerzutnik monostabilny z wejciem Schmitta Szeciokrotny przerzutnik typu D z zerowaniem Dwukrotny przerzutnik typu J-K (MASTER-SLAVE) Czterokrotny przerzutnik typu D sterowany poziomem (LATCH) Czterokrotny przerzutnik typu D z zerowaniem Dwukrotny przerzutnik typu D Dwukrotny przerzutnik monostabilny z wejciem zerujcym Szeciokrotny inwerter-bufor z otwartym kolektorem Szestastowejciowy selektor-multiplekser Omiowejciowy selektor-multiplekser Dwukrotny czterowejciowy selektor-multiplekser Czterokrotny dwuwejciowy selektor-multiplekser 4x dwuwejciowa bramka AND-OR-INVERT z moliwociekspansji OR Dwukrotna 2x dwuwejciowa bramka AND-OR-INVERT z moliwociekspansji OR Licznik modulo 12 Czterokrotna dwuwejciowa bramka NAND z otwartym kolektorem Ukad sterujcy wywietlaczem kalkulatora Czterokrotna dwuwejciowa bramka AND z otwartym kolektorem Dwukrotna czterowejciowa bramka NAND z otwartym kolektorem Dekoder kodu BCD na kod dziesitny z otwartym wyjciem kolektorowym Szeciokrotny bufor z otwartym kolektorem Czterokrotna dwuwejciowa bramka NOR Synchroniczny dziesitny licznik rewersyjny Dwukrotny dekoder demultiplekser z 2 linii na 4 linie Czterokrotna dwuwejciowa bramka NAND z wejciem Schmitta Dekoder-multiplekser z 4 linii na 16 linii Generator przeniesienia Licznik dekadowy
|
List of Unclassifed Man... List of Unclassifed Manufacturers Electronic Theatre Controls, Inc. ETC[ETC] Ultra CEMI
|
MCY64082N MCY74000N MCY74001N MCY74002N MCY74011N |
CONN, LCH-EJT, MALE, 10 CONT. MCY74011 CONN, TH, MALE,10P,2R,.100X.100,STRT,SHR Dwukrotna 3-wejciowa bramka NOR inwerter Czterokrotna 2-wejciowa bramka NOR Dwukrotna 4-wejciowa bramka NOR Czterokrotna 2-wejciowa bramka NAND Dwukrotna 4-wejciowa bramka NAND Trzykrotna 3-wejciowa bramka NAND Trzykrotna 3-wejciowa bramka NOR Czterokrotna 2-wejciowa bramka OR Dwukrotna 4-wejciowa bramka OR Trzykrotna 3-wejciowa bramka AND Trzykrotna 3-wejciowa bramka OR Czterokrotna 2-wejciowa bramka EXCLUSIVE-NOR Czterokrotna 2-wejciowa bramka AND Dwukrotna 4-wejciowa bramka AND
|
UNITRA CEMI List of Unclassifed Manufacturers ETC[ETC] N.A. Electronic Theatre Controls, Inc. Ultra CEMI
|
MCY74008 |
Czterokrotna 2-wejciowa bramka NAND
|
Ultra CEMI
|
MCY74030 |
Czterokrotna 2-wejciowa bramka EXCLUSIVE-OR
|
Ultra CEMI
|
UCY7486N UCY6486N UCY7486 |
3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover UCY7486N Czterokrotna dwuwejciowa bramka EXCLUSIVE-OR
|
List of Unclassifed Manufacturers ETC[ETC] Ultra CEMI
|
UCY7401 |
Hybrid controller (4 1) for AMD SVID and PVID processors UCY7401 - Czterokrotna dwuwej躲艾奥瓦bramka的NAND otwartym kolektorem
|
Electronic Theatre Controls, Inc.
|
MCP3221A5T-E/OT MCP3221A5T-I/OT MCP3221A1T-I/OT MC |
TERMINAL IGBT模块 The Microchip Technology Inc. MCP3221 is a successive approximation A/D converter with 12-bit resolution. Available in the SOT-23 package, this device provides one single-ended input with very low power consumption. Based on an advanced CM KPT 18C 18#20 SKT PLUG Low Power 12-Bit A/D Converter With I2CInterface 560KBITS BRAM 400000 SYSTEM GATES 404 - - NOT RECOMMENDED for NEW DESIGN 560KBITS BRAM 400000 SYSTEM GATES 404 I/ - NOT RECOMMENDED for NEW DESIGN The Microchip Technology Inc. MCP3221 is a successive approximation A/D converter with 12-bit resolution. Available in the SOT-23 ... Low Power 12-Bit A/D Converter With I2C?/a> Interface Low Power 12-Bit A/D Converter With I2C Interface
|
Microchip Technology, Inc. Microchip Technology Inc.
|
HM3-65789 HM3-65788H-2 HM3-65788H-5 HM3-65788H-8 H |
HIGH SPEED CMOS SRAM HIGH SPEED CMOS SRAM 高速CMOS的SRAM 560KBITS BRAM 400000 SYSTEM GATES 404 I/ - NOT RECOMMENDED for NEW DESIGN
|
List of Unclassifed Man... Electronic Theatre Controls, Inc. ETC[ETC] List of Unclassifed Manufacturers http://
|
M38220M7MGP M38222MADHP M38220EADHP M38221M8XXXHP |
SS49E Series Economical Linear Position Sensors; radial lead IC package Contact Gender:Pin; Circular Shell Style:Straight Plug; Insert Arrangement:25-24 : Low ; Serial interface: 2xUARTI2C2xSPI2xCAN ; Series: LPC2200 family ; Special features: 2x CANJTAG; ETM ; System frequency: 0~60 MHz; Timers: 4 x : 16384 bytes; Reset active: Low ; Serial interface: 2xUARTI2C2xSPI2xCAN ; Series: LPC2200 family ; Special features: 2x CAN0 WS Exec. from int : 16384 bytes; Reset active: Low ; Serial interface: 2xUARTI2C2xSPI ; Series: LPC2200 family ; Special features: 0 WS Exec. from int. FlashJTAG; ETM ; Reset active: Low ; Serial interface: 2xUARTI2C2xSPI ; Series: LPC2200 family ; Special features: JTAG; ETM ; System frequency: 0~60 MHz; Timers: 4 x Circular Connector; No. of Contacts:37; Series:LJT06R; Body Material:Aluminum; Connecting Termination:Crimp; Connector Shell Size:25; Circular SOCKET, D, IDC, 37WAY; Connector type:D Sub; Gender:Socket; Ways, No. of:37; Mating cycles, No. of:250; Termination method:IDC; Material, contact 8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 8 kB/16 kB 3 V byte-erasable flash with 10-bit ADC IAR KS2103-02 Kickstart Board with on-board j-link MCB213x (Keil Evaluation Board) GASKET, 4 WAY; For use with:Har-link Connectors; Series:Har-link RoHS Compliant: Yes RES-ARRAY 22K-OHM 4-ELEMENT 5% 0.063W CONVEX THK-FILM SMD-1206 TR-7-PA WLAN ADK Wireless LAN Application Development Kit (ADYA) MCB2100-U (Keil Evaluation Board ULINK) RES-ARRAY 220-OHM 4-ELEMENT 5% 0.063W CONVEX THK-FILM SMD-1206 TR-7-PA BRACKET, 4 WAY; For use with:Har-link Connectors; Series:Har-link RoHS Compliant: Yes Han 10 B Hood Top Entry M20 RoHS Compliant: NA FlexRay bus ESD protection diode 8-bit I2C and SMBus I/O port with interrupt, 2-kbit EEPROM and 6 address pins - # of Addresses: 64 ; I2C-bus: 400 kHz; Interrupt: 0-1 ; Max Sink 8-bit I2C and SMBus I/O port with 2-kbit EEPROM - # of Addresses: 8 ; I2C-bus: 400 kHz; Max Sink Current per bit: 25 mA; Max Sink Current, per CONN RJ45 JACK-JACK CAT5E RES-ARRAY 33-OHM 4-ELEMENT 5% 0.063W CONVEX THK-FILM SMD-1206 TR-7-PA RES-ARRAY 300-OHM 4-ELEMENT 5% 0.063W CONVEX THK-FILM SMD-1206 TR-7-PA CONNECTOR 110 WAY SHIELDED AMP 352068-1 Aluminum Electrolytic Capacitor; Capacitor Type:Computer Grade; Voltage Rating:50VDC; Capacitor Dielectric Material:Aluminum Electrolytic; Operating Temperature Range:-40 C to C; Capacitance:72000uF RoHS Compliant: Yes Contact Gender:Socket; Circular Shell Style:Straight Plug; Insert Arrangement:25-29 Contact Gender:Pin; Circular Shell Style:Straight Plug; Insert Arrangement:25-29 1120KBITS BRAM 800000 SYSTEM GATES 556 I - NOT RECOMMENDED for NEW DESIGN CONN RCPT 16POS .100 SGL STR PCB BUSSMANN DIVISION / TCF15 15A CUBE FUS/FINGER SAFE N-channel TrenchMOS (tm) transistor - Configuration: Single N-channel ; ID DC: 20 A; Qgd (typ): 22 nC; RDS(on): 130@10V mOhm; VDSmax: 200 V 4-bit GTL to GTL buffer - Application: Low voltage to low voltage buffer ; Function: Non-Latched GTL Buffer ; GTL Drive: 40 mA; Number of bits: 4 22-bit bi-directional low voltage translator - Application: Voltage Translation ; Function: Open Drain Voltage Translation ; Number of bits: 22 ; Operating temperature: -40~85 Cel; Voltage Translation Range: 1.0 to 5.0 ~ 1.0 to 5.0 V NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = 10 kOhm - hFE max:>30 ; hFE min: 30 ; IO max: 100 mA; Input resistor: 10 kOhm; Polarity: 2x NPN ; Ptot max: 200 mW; Resistor ratio: 1 ; VCEO max: 50 V NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = 4.7 kOhm Global Limit Switches Series GLS: Top Roller Arm, 2NC 2NO DPDT Snap Action, PF1/2 SS94 Series General Purpose Ratiometric Linear Sensor; Vdc supply voltage DELUXE TEST LEAD KIT RoHS Compliant: NA RES 1M-OHM 1% 0.063W 200PPM THICK-FILM SMD-0402 5K/REEL-7IN-PA RES 100K-OHM 1% 0.063W 200PPM THICK-FILM SMD-0402 5K/REEL-7IN-PA N-channel TrenchMOS (tm) transistor - Configuration: Single N-channel ; ID DC: 20 A; Qgd (typ): 22 nC; RDS(on): 130@10V mOhm; VDSmax: 200 V Low capacitance 7-fold bi-directional ESD protection diode arrays - Cd max.: 10 pF; IRM max: 0.025A; Number of protected lines: 7 ; PPP max: 35 W; VBR typ.: 7.6 V; VRWM: 5 V Low capacitance bidirectional ESD protection diodes - Cd max.: 45 pF; IRM max: 0.1A; Number of protected lines: 1 ; PPP max: 130 W; VBR typ.: 0 V; VRWM: 5 V PNP general purpose double transistor - Complement: PEMX1 ; fT min: 100 MHz; hFE max:>120 ; hFE min: 120 ; IC max: 100 mA; Polarity: 2x PNP ; Ptot max: 200 mW; VCEO max: 40 V NPN/PNP general purpose transistors - fT min: 100 MHz; hFE max:>120 ; hFE min: 120 ; IC max: 100 mA; Polarity: NPN / PNP ; Ptot max: 200 mW; VCEO max: 40 V Fivefold ESD protection diode arrays - Cd max.: 90 pF; IRM max: 0.015A; Number of protected lines: 5 ; PPP max: 200 W; VBR typ.: 18 V; VRWM: 15 V NPN general purpose double transistor - Complement: PEMT1 ; fT min: 100 MHz; hFE max:>120 ; hFE min: 120 ; IC max: 100 mA; Polarity: 2x NPN ; Ptot max: 200 mW; VCEO max: 40 V Ultra low capacitance double rail-to-rail ESD protection diode in a SOT143B package - Cd max.: 0 pF; IRM max: 0.1A; Number of protected lines: 2 ; PPP max: 0 W; VBR typ.: 0 V; VRWM: 3 V SR Series Rocker Boot 4-channel I2C-bus switch with interrupt logic and reset - # of Addresses: 4 ; I2C-bus: 400 kHz; Inputs: 1 ; Interrupt: 4-1 ; Operating temperature: -40~85 Cel; Operating voltage: 2.3~5.5 VDC; Outputs: 4 ; Reset input pin: yes Remote 16-bit I/O expander for Fm I2C-bus with reset Schottky barrier single diodes - Cd max.: 2@VR=1V pF; Configuration: single ; IF max: 120 mA; IFSM max: 200 A; IR max: 0.5@VR=30VA; VFmax: 370@IF=1mA mV; VR max: 40 V MULTI-STUD RING (A-1006-MS) Wideband variable gain amplifier - Dual: yes ; GBW product: 850 MHz; Input noise: 2.5 pA/sqrt(Hz); Operating temperature: -40~85 Cel; PSRR: 45 mV/V; Single supply: 4.5 to 7 VDC Circular Connector; MIL SPEC:MIL-DTL-38999 Series I; Body Material:Metal; Series:LJT; No. of Contacts:128; Connector Shell Size:25; Connecting Termination:Crimp; Circular Shell Style:Straight Plug; Body Style:Straight RoHS Compliant: No Thyristor; logic level - IGT: 0.05 mA; IT (RMS): 0.8 A; VDRM: 200 V Triacs - IGT: 50 mA; IT (RMS): 25 A; VDRM: 400 V 9-bit odd/even parity generator/checker - Description: 9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 14 ; Output drive capability: -1/ 20 mA ; Propagation delay: 7 ns; Voltage: 4.5-5.5 V Circular Connector; MIL SPEC:MIL-DTL-38999 Series I; Body Material:Metal; Series:LJT; No. of Contacts:61; Connector Shell Size:25; Connecting Termination:Crimp; Circular Shell Style:Straight Plug; Body Style:Straight RoHS Compliant: No Circular Connector; MIL SPEC:MIL-DTL-38999 Series I; Body Material:Metal; Series:LJT; No. of Contacts:29; Connector Shell Size:25; Connecting Termination:Crimp; Circular Shell Style:Straight Plug; Body Style:Straight RoHS Compliant: No Circular Connector; MIL SPEC:MIL-DTL-38999 Series I; Body Material:Metal; Series:LJT; No. of Contacts:19; Connector Shell Size:25; Connecting Termination:Crimp; Circular Shell Style:Straight Plug; Body Style:Straight RoHS Compliant: No Circular Connector; MIL SPEC:MIL-DTL-38999 Series I; Body Material:Aluminum; Series:LJT; No. of Contacts:61; Connector Shell Size:25; Connecting Termination:Crimp; Circular Shell Style:Straight Plug; Body Style:Straight RoHS Compliant: No RES 1.6 OHM 3W 5% METAL OXIDE ECONOLINE: REC3-S_DRW(Z)/H* - 3W DIP Package- 1kVDC Isolation- Wide Input 2:1 & 4:1- Regulated Output- 100% Burned In- UL94V-0 Package Material- Continuous Short Circiut Protection- Efficiency to 80% NPN/PNP general purpose transistors - fT min: 100 MHz; hFE max:>200 ; hFE min: 200 ; IC max: 500 mA; Polarity: NPN / PNP ; Ptot max: 300 mW; VCEO max: 12 V Single Supply RS232C Line Driver/Receiver(?????μ?o?RS232C ?o?????????¨???2???2??????) Hot swappable I2C and SMBus bus buffer - I2C-bus: 400 kHz; Inputs: 1 ; Operating temperature: -40~85 Cel; Operating voltage: 2.7~5.5 VDC; Outputs: 1 RING NYLAKRIMP FUNNEL ENTRY (F-966-38) DIN Audio Connector; No. of Contacts:6; Contact Termination:Solder; Mounting Type:Cable; Gender:Male; Leaded Process Compatible:Yes; Peak Reflow Compatible (260 C):Yes RoHS Compliant: Yes Trenchmos (tm) Standard level FET - Configuration: Single N-channel ; ID DC: 75 A; Qgd (typ): 35 nC; RDS(on): 15@10V mOhm; VDSmax: 110 V Silicon Diffused Power Transistor - IC (DC): 12 A; IC (SAT): 6 A; tf(max): 0.15s; VCESM: 700 V Double ESD protection diodes for transient overvoltage suppression SS500 Series Latching Hall-Effect Sensor; SOT-89B surface mount packaget; available in 1,000/tape and reel XA 16-bit microcontroller family 64K FLASH/2K RAM, watchdog, 2 UARTs JT 42C 42#22 SKT RECP N-channel Trenchmos (tm) logic level FET 8-bit 80C51 low power 8 kB flash microcontroller with 256 B RAM, 192 B data EEPROM 40 V, 200 mA PNP/PNP general-purpose double transistor POT 1.0M OHM 1/4 SQ CERM SL MT UHF wideband transistor - @ f1: 1000 ; @ f2: 2000 ; fT: 8 GHz; GUM @ f1: 14 dB; GUM @ f2: 8 dB; IC: 100 mA; Noise figure: 2@f21.3@f1 dB; Ptot: 365 mW; Polarity: NPN ; VCEO max: 10 V NPN switching transistor - fT min: 500 MHz; hFE max: 120 ; hFE min: 40 ; IC max: 200 mA; Polarity: NPN ; Ptot max: 250 mW; toff: 30 ns; VCEO max: 15 V Wideband variable gain amplifier - Amplifier type: Wideband variable gain ; Application: General-purpose/Linear ICs ; Function: Amplifiers ; Maximum power dissipation: 1100 Mw; Number of pins: 16 ; Operating temperature: -40~85 Cel; Vdd(max.): 5 DC-to-DC converter power train - Input voltage: 16 VDC; Operating frequency: 1 MHz; Output current: 25 A; Output voltage: 6 V 单芯位CMOS微机 Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256/512 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC and DAC 16/32位单片微控制器;32/64/128/256/512kB 支持0AD/DA转化的ISP/IAP闪存 SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER 单芯位CMOS微机 Dual N-channel enhancement mode TrenchMOS (tm) transistor - Configuration: Dual N-channel ; I<sub>D</sub> DC: 3.4 A; R<sub>DS(on)</sub>: 100@10V200@4.5V mOhm; V<sub>DS</sub>max: 30 V 单芯位CMOS微机 Advanced LinCMOS(TM) Rail-To-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifier 8-SOIC -40 to 85 单芯位CMOS微机 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 单芯位CMOS微机 JT 41C 41#20 SKT RECP 单芯位CMOS微机 NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 47 kOhm NPN配电阻型晶体R1=2.2千欧姆,R2=47千欧 Nexperia media processor 单芯位CMOS微机 SD MPEG-2 SoC 单芯位CMOS微机 RF CONNECTOR; SMA FEMALE BULKHEAD, SOLDER ATTACHMENT FOR PE-034SR (.034" SEMI-RIGID) 单芯位CMOS微机 1-of-8 decoder/demultiplexer - Description: 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer; Inverting ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 16 ; Output drive capability: -1/ 20 mA ; Propagation delay: 6.1 ns; Voltage: 4.5-5.5 V 单芯位CMOS微机 Circular Connector; No. of Contacts:128; Series:LJT06R; Body Material:Aluminum; Connecting Termination:Crimp; Connector Shell Size:25; Circular Contact Gender:Socket; Circular Shell Style:Straight Plug; Insert Arrangement:25-35 单芯位CMOS微机 CONN RCPT 46POS .100 DL STR PCB 单芯位CMOS微机 Digital satellite tuner RF IC 单芯位CMOS微机 RF CONNECTOR; SMA MALE, RIGHT ANGLE, SOLDER ATTACHMENT FOR PE-034SR (.034" SEMI-RIGID) 单芯位CMOS微机 PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm PNP配电阻型晶体管;R1=47千欧姆,R2=22千欧 PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 47 kOhm PNP配电阻型晶体管;R1=47千欧姆,R2=47千欧 PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open 单芯位CMOS微机 MIFARE DESFire contactless multi-application IC 单芯位CMOS微机 SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER 单芯8位CMOS微机 Flashless 16-bit/32-bit micro; Ethernet, CAN, ISP/IAP, USB 2.0 device/host/OTG, external memory interface 单芯位CMOS微机 Octal inverting buffer (3-state) - Description: Octal Buffer/Line Driver; Inverting (3-State) ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 20 ; Output drive capability: -15/ 64 mA ; Propagation delay: 4.5 ns; Voltage: 4.5-5.5 V 单芯位CMOS微机 MCB2100 (Keil Evaluation Board) 单芯位CMOS微机 KS2106 (IAR Kickstart Board for LPC2104/5/6) 单芯位CMOS微机 phyCORE-ARM7/LPC2220 RDK (LPC2220 Rapid Development Kit) 单芯8位CMOS微机 MOSFET driver MOSFET驱动 4-bit asynchronous bus arbiter - Description: 4-Bit Asynchronous Bus Arbiter ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 16 ; Output drive capability: -1/ 24 mA ; Propagation delay: 4.5 ns; Voltage: 4.5-5.5 V 单芯位CMOS微机 CONN HEADER 200POS .8MM DUAL SMD 单芯位CMOS微机 CONNECTOR ACCESSORY 连接器附 Advanced LinCMOS(TM) Rail-To-Rail Output Wide-Input-Voltage Dual Operational Amplifier 8-TSSOP -40 to 85 单芯位CMOS微机 Quad 2-input NAND 30Ohm driver - Description: 2-Input 30 Ohm Line Driver; Non-Inverting ; Logic switching levels: TTL ; Number of pins: 16 ; Output drive capability: -67/ 160 mA ; Propagation delay: 2 ns; Voltage: 4.5-5.5 V 单芯位CMOS微机 8-BIT SINGLE CHIP MICROCONTROLLERS 8位单晶片微控制器 5-channel I2C hub - I2C-bus: 400 kHz; Inputs: 1 ; Operating temperature: -40~85 Cel; Operating voltage: 3.0~3.6 VDC; Outputs: 4 单芯位CMOS微机 Circular Connector; No. of Contacts:55; Series:MS27472; Body Material:Aluminum; Connecting Termination:Crimp; Connector Shell Size:16; Circular Contact Gender:Socket; Circular Shell Style:Wall Mount Receptacle RoHS Compliant: No 单芯位CMOS微机 Hot swappable I2C-bus and SMBus bus buffer - I2C-bus: 400 kHz; Inputs: 1 ; Operating temperature: -40~85 Cel; Operating voltage: 2.7~5.5 VDC; Outputs: 1 单芯位CMOS微机 1 A very low VF MEGA Schottky barrier rectifier 1安很低正向压降MEGA肖特基势垒整流器 32-Bit System-on-Chip 单芯位CMOS微机 IC LOGIC 244 OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS -40 85C QSOP-20 55/TUBE 单芯位CMOS微机 Silicon temperature sensors 单芯位CMOS微机 2-to-1 I²C-bus master selector with interrupt logic and reset 单芯位CMOS微机 ULPI Hi-Speed USB transceiver 单芯位CMOS微机 DisplayPort protection 单芯位CMOS微机 32 kHz watch circuits with EEPROM 单芯位CMOS微机 Dual 14 bits DAC, up to 160 MHz, 2 x interpolating 单芯位CMOS微机 Gen1 Hex Display Multiplexer - Bandwidth: 2.7 Gbps ; Number of channels: 6 ; Operating temperature: -10~ 85 Cel; Standby current: 10 uA; Supply current: 0.2 mA; Supply voltage: 3.0~3.6 V 单芯位CMOS微机 Trenchmos (tm) Standard level FET - Configuration: Single N-channel ; I<sub>D</sub> DC: 75 A; Q<sub>gd</sub> (typ): 35 nC; R<sub>DS(on)</sub>: 15@10V mOhm; V<sub>DS</sub>max: 110 V PLUG, D, IDC, 25WAY; Connector type:D Sub; Gender:Plug; Ways, No. of:25; Mating cycles, No. of:250; Termination method:IDC; Material, contact:Beryllium Copper; Plating, contact:Gold over Nickel; Material:Steel; Colour:Yellow; RoHS Compliant: Yes Insulation Displacement (IDC) Connector; Leaded Process Compatible:No; No. of Positions:25; Peak Reflow Compatible (260 C):No; Body Material:Steel; Body Plating:Zinc; Contact Plating:Gold Flash Over Nickel RoHS Compliant: No RING TERM LB AWG-22-18 # 6 SOCKET, D, IDC, 15WAY; Connector type:D Sub; Gender:Socket; Ways, No. of:15; Mating cycles, No. of:250; Termination method:IDC; Material, contact:Beryllium Copper; Plating, contact:Gold over Nickel; Material:Steel; Colour:Yellow; RoHS Compliant: Yes POT 200K OHM 1/2 SQ CERM SL MT Electrolytic Capacitor, Radial CAN transceiver for 24 V systems EPM900 (Keil Emulator)
|
Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric, Corp. Sumida, Corp.
|
|